Part Number Hot Search : 
80NE03 LVC157 LT1200 FN1580 2F8727P 11N60 GPF1002 2SD218
Product Description
Full Text Search
 

To Download EA2700GDBJOAC-PF Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  753 ? smx \ 4 ? series rohs ? & ? reach ? compliant wide ? frequency ? range ? excellent ? stability ? range ??????????????????????????????????? parameters ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? specification ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? remarks ? frequency ? range f_nom ? 6.0mhz ? ~ ? 125.0mhz ? ? frequency ? tolerance f_tol ? 10.0ppm ? ~ ? 50.0ppm ? ? frequency ? stability ? over ? operating ?? temperature ? range f_stb ? 10.0ppm ? ~ ? 100.0ppm ??? table ? 2 ? operating ? temperature ? range ? t_use ? 0c ? ~ ? +60c ? to ?\ 40c ? ~ ? +105c ?? table ? 2 ? storage ? temperature ? t_stg ?\ 40c ? ~ ? +85c ? load ? capacitance cl ?? 8.0pf ? ~ ? 30.0pf, ? series ? equivalent ?? series ? resistance esr ?? table ? 1 ? shunt ? capacitance c0 ?? 7.0pf ? max ? drive ? level dl ?? 200 w ? max ?? ? frequency ? aging f_age ?? 3.0ppm ? / ? year ? max ?? ? moisture ? sensitivity ? level msl ?? 1 ? (unlimited) ? electrostatic ? discharge esd ?? not ? applicable ? insulation ? resistance ir ?? 500m ?? min ?? at ? 100v ? dc ? table ? 1. ? frequency ? range ? (mhz) ? vs ? esr 6.0mhz ? ~ ? 6.999mhz ? (fundamental) 120 ? 7.0mhz ? ~ ? 9.999mhz ? (fundamental) 70 ? 10.0mhz ? ~ ? 11.999mhz ? (fundamental) 60 ? 12.0mhz ? ~ ? 14.999mhz ? (fundamental) 60 ? 15.0mhz ? ~ ? 19.999mhz ? (fundamental) 50 ? 20.0mhz ? ~ ? 34.999mhz ? (fundamental) 40 ? 35.0mhz ? ~ ? 43.999mhz ? (3 ? overtone) 80 ? 44.0mhz ? ~ ? 49.999mhz ? (3 ? overtone) 60 ? 50.0mhz ? ~ ? 79.999mhz ? (3 ? overtone) 60 ? 80.0mhz ? ~ ? 125.000mhz ? (3 ? overtone) 60 ? ? table ? 2. ? frequency ? stability ? vs ? temperature ? temp. ? (c) ? stability ? in ? ppm 7.5 10 15 20 30 50 100 ?\ 10c ? ~ ? 60c ? ????? \ 10c ? ~ ? 70c ? ????? \ 20c ? ~ ? 70c ? ????? \ 30c ? ~ ? 70c ? ????? \ 20c ? ~ ? 85c ? ???? \ 30c ? ~ ? 85c ? ??? \ 40c ? ~ ? 85c ? ??? \ 40c ? ~ ? 105c ??? 7.0 ? x ? 5.0mm ? crystal ? unit ? dimensions ? (mm) act(a ? wholly ? owned ? acal ? bfi ? company) +44 ? (0) ? 118 ? 978 ? 8878|sales@act.co.uk|www.act.co.uk iso9001 ? registered ? specifications ? subject ? to ? change ? without ? notification 7.00.2 5.00.2 1 2 3 4 1.2 4.6 1.0 2.54 1.3 ? max 5.8 2.54 2.0 1.4 land ? pattern
753 ? smx \ 4 ? series 7.0 ? x ? 5.0mm ? crystal ? unit drawing ? control: ? (internal ? use ? only) commodity ? code: ? 854160 ? 00 ? 00 issue ? number: ? n1 date: ? 1/02/2017 internal ? reference: ? skr additional ? information solder ? reflow ? profile act ? (a ? wholly ? owned ? acal ? bfi ? company) +44 ? (0) ? 118 ? 978 ? 8878|sales@act.co.uk|www.act.co.uk iso9001 ? registered ? specifications ? subject ? to ? change ? without ? notification part ? number ? generation ea 2700 g k l go f l \ pf act series code frequency (mhz) ? frequency ? tolerance ? (ppm) frequency ? stability ? over ? temperature ? range ? (ppm) operating ? temperature ? range ? (c) ?? load ? capacitance ???? (cl ?\ pf) frequency ? mode packaging ??? (tape ? & ? reel) rohs ea 8mhz ? = ? 0800 27mhz ? = ? 2700 note: ? use ? the ? first ? 4 ? characters ? of ? the ? frequency ? in ? hz ? i.e. ?????? 27mhz ? =27000000hz ?? if ? the ? frequency ? is ? 100mhz ? or ? higher ? then ? the ? first ? 5 ? characters ? are ? used 10 ? = ? e 15 ? = ? f 20 ? = ? g 25 ? = ? h 30 ? = ? i 50 ? = ? l 100 ? = ? n 7.5 ? = ? d 10 ? = ? f 15 ? = ? g 20 ? = ? i 30 ? = ? k 50 ? = ? o 100 ? = ? v 0 ? ~ ? +60 ? = ? b ?\ 10 ? ~ ? +60 ? = ? e ??\ 10 ? ~ ? +70 ? = ? f ? \ 20 ? ~ ? +70 ? = ? g \ 30 ? ~ ? +65 ? = ? w \ 30 ? ~ ? +70 ? = ? t \ 20 ? ~ ? +85 ? = ? h ?\ 30 ? ~ ? +85 ? = ? l ??\ 40 ? ~ ? +85 ? = ? m \ 40 ? ~ ? +105 ? = ? y 8 ? = ? go 9 ? = ? jo 10 ? = ? ko 12 ? = ? oo 13 ? = ? yo 14 ? = ? zo 16 ? = ? ro 18 ? = ? to 20 ? = ? vo 22 ? = ? wo 30 ? = ? da series ? = ? sr fundamental ? = ? f ? 3 ? overtone ? = ? a ? loose ?? = ? l ??? 1000pcs ? = ? c ?? ? rohs ?? = ??\ pf note: ? it ? is ? important ? to ? suffix ? the ? above ? part ? number ? with ? full ? frequency ? required ? to ? give ? a ? completed ? part ? number ? as ? illustrated ? below. full ? example ? part ? number ? : ?? ea0800gklgofl \ pf ? [8.000mhz], ? ea2700gklgofl \ pf ? [27.000mhz] ? , ? eal2457gklgofl \ pf ? [24.576mhz] the part number start with prefix ?eal? is available from sca production line temp.( c) time (sec.) 180 10c 90~120 sec. max 0.45 in 260 5c 10 sec. max 3 00 250 200 150 100 50 0 220 10c 30~40 sec. max


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of EA2700GDBJOAC-PF

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X